Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7491182012 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 7491182012
Szczegółowy opis  Off-line transformer WE-UNIT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7491182012 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7491182012 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7491182012 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
= Marking Pin 1
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Windungszahlverhältnis /
turns ratio
DC-Widerstand W1 /
DC-resistance W1
DC-Widerstand W2 /
DC-resistance W2
DC-Widerstand W3 /
DC-resistance W3
Sättigungsstrom Primär/
saturation current primary
Streuinduktivität /
leakage inductance
Hochspannung /
hipot test
Hochspannung /
hipot test
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Kontaktmaterial / contact plating:
V1630FS or equiv.
TBr
2009-08-10
KSc
2009-02-04
TBr
2006-07-26
Name
Datum / date
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
kV
max.
±10%
max.
±3%
3mA, 1s
W2 => W3
HV
1.5
max.
µH
max.
RDC3
3mA, 1s
W1, Screen => W2, W3
HV
145
0.8
10 kHz / 0,1V
W2, W3 kurz
Freigabe erteilt / general release:
kV
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Draht / wire:
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
2UEW-F 155°C / TRW(B)
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
...............................................
4.0
Würth Elektronik
..................................................................................
..................................................................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Cu-Ni-Sn
WK3260B für / for L und / and R
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 75°C
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
E16
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-08-10
7491182012
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Kunde / customer :
Netzteil-Übertrager WE-UNIT
Off-line transformer WE-UNIT
Artikelnummer / part number :
UL-V0
D Prüfgeräte / test equipment :
m
75
m
@ 20°C
@ 20°C
|?L/L|<10%
Ls
85
Isat
Spulenkörper / Bobbin:
5,0 ± 0,5
Version 2
Version 3
16,5 max.
18,0 max.
18,0 max.
Testbedingungen /
test conditions
RDC2
mH
L0
RDC1
0.9
@ 20°C
TR
9,5 : 1 : 1
10 kHz / 0,1 V
W1 : W2 : W3
http://www.we-online.com
Datum / date
Unterschrift / signature
..................................................
Kontrolliert / approved
Version 1
Geprüft / checked
A
max.
4.3
Tränklack / Varnish:
Schaltfrequenz / Switching frequency: 132 kHz
Bauteil für Netzanwendung / Off-line transformer
Änderung / modification
Kunde / customer
ø1,1
5 x 2,7
3 x 3,5
ø0,6
1
6
7
10
D
A
C
SEITE 1 VON 2


Podobny numer części - 7491182012

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7491182024 WURTH-7491182024 Datasheet
81Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
749118205 WURTH-749118205 Datasheet
96Kb / 2P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results

Podobny opis - 7491182012

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7491181112 WURTH-7491181112 Datasheet
126Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
7491182124 WURTH-7491182124 Datasheet
120Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
760871038 WURTH-760871038 Datasheet
106Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
7491181124 WURTH-7491181124 Datasheet
126Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
7491182112 WURTH-7491182112 Datasheet
118Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
760871131 WURTH-760871131 Datasheet
177Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
7491181012 WURTH-7491181012 Datasheet
119Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
7491181024 WURTH-7491181024 Datasheet
119Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
7491182024 WURTH-7491182024 Datasheet
81Kb / 2P
   Off-line transformer WE-UNIT
logo
PCA ELECTRONICS INC.
EPC3090-1 PCA-EPC3090-1 Datasheet
35Kb / 1P
   Off-Line PC Mount Transformer
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com