Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MMSF4P01HD Arkusz danych(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

Numer części MMSF4P01HD
Szczegółowy opis  SINGLE TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 12 VOLTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MMSF4P01HD Arkusz danych(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MMSF4P01HD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MMSF4P01HD
7
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 13. Thermal Response
Figure 14. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
t, TIME (s)
1
0.1
0.01
D = 0.5
SINGLE PULSE
1.0E–05
1.0E–04
1.0E–03
1.0E–02
1.0E–01
1.0E+00
1.0E+01
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1.0E+02
1.0E+03
0.001
10
0.0163
0.0652
0.1988
0.6411
0.9502
72.416 F
1.9437 F
0.5541 F
0.1668 F
0.0307 F
Chip
Ambient
Normalized to
θja at 10s.


Podobny numer części - MMSF4P01HD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MMSF4P01HD ONSEMI-MMSF4P01HD Datasheet
264Kb / 12P
   Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
MMSF4P01HDR2 ONSEMI-MMSF4P01HDR2 Datasheet
264Kb / 12P
   Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMSF4P01HDR2G VBSEMI-MMSF4P01HDR2G Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - MMSF4P01HD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MTB4N80E MOTOROLA-MTB4N80E Datasheet
195Kb / 10P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 800 VOLTS
MTB4N80E1 MOTOROLA-MTB4N80E1 Datasheet
160Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 800 VOLTS
MMDF2P01HD MOTOROLA-MMDF2P01HD Datasheet
284Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 12 VOLTS
MTP4N50E MOTOROLA-MTP4N50E Datasheet
254Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 500 VOLTS RDSon = 1.5 OHMS
MMSF3P03HD MOTOROLA-MMSF3P03HD Datasheet
316Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 30 VOLTS
MMDF2C01HD MOTOROLA-MMDF2C01HD Datasheet
372Kb / 12P
   COMPLEMENTARY DUAL TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 12 VOLTS
MTP4N80E MOTOROLA-MTP4N80E Datasheet
159Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 800 VOLTS RDS(on) = 3.0 OHM
MTD4N20E MOTOROLA-MTD4N20E Datasheet
268Kb / 10P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 1.2 OHM
MTP4N40E MOTOROLA-MTP4N40E Datasheet
239Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 400 VOLTS RDS(on) = 1.8 OHM
MTP3N100E MOTOROLA-MTP3N100E Datasheet
206Kb / 8P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 4.0 OHM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com