Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL001_10 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL001_10
Szczegółowy opis  High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL001
Rev. A | Page 7 of 16
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
1
2
3
4
8
5
6
7
DNC
DNC
COM
VDD2
ST
ADXL001
TOP VIEW
(Not to Scale)
DNC = DO NOT CONNECT
VDD
XOUT
DNC
Figure 4. Pin Configuration
Table 5. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1, 2, 5
DNC
Do Not Connect.
3
COM
Common.
4
ST
Self-Test Control (Logic Input).
6
XOUT
X-Axis Acceleration Output.
7
VDD
3.135 V to 6 V. Connect to VDD2.
8
VDD2
3.135 V to 6 V. Connect to VDD.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl