Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL001-250BEZ Datasheet(Arkusz danych) 3 Page - Analog Devices

Numer części ADXL001-250BEZ
Szczegółowy opis  High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 3 page
background image
ADXL001
Rev. A | Page 3 of 16
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS FOR 3.3 V OPERATION
TA = −40°C to +125°C, VS = 3.3 V ± 5% dc, acceleration = 0 g, unless otherwise noted.
Table 1.
ADXL001-70
ADXL001-250
ADXL001-500
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
SENSOR
Nonlinearity
0.2
2
0.2
2
0.2
2
%
Cross-Axis Sensitivity
Includes package
alignment
2
2
2
%
Resonant Frequency
22
22
22
kHz
Quality Factor
2.5
2.5
2.5
SENSITIVITY
Full-Scale Range
IOUT ≤ ±100 μA
−70
+70
−250
+250
−500
+500
g
Sensitivity
100 Hz
16.0
4.4
2.2
mV/g
OFFSET
Ratiometric
Zero-g Output
1.35
1.65
1.95
1.35
1.65
1.95
1.35
1.65
1.95
V
NOISE
Noise
10 Hz to 400 Hz
85
95
105
mg rms
Noise Density
10 Hz to 400 Hz
3.3
3.65
4.25
mg/√Hz
FREQUENCY RESPONSE
−3 dB Frequency
32
32
32
kHz
−3 dB Frequency Drift
Over Temperature
2
2
2
%
SELF-TEST
Output Voltage Change
400
125
62
mV
Logic Input High
2.1
2.1
2.1
V
Logic Input Low
0.66
0.66
0.66
V
Input Resistance
To ground
30
50
30
50
30
50
OUTPUT AMPLIFIER
Output Swing
IOUT = ±100 μA
0.2
VS − 0.2
0.2
VS − 0.2
0.2
VS − 0.2
V
Capacitive Load
1000
1000
1000
pF
PSRR (CFSR)
DC to 1 MHz
0.9
0.9
0.9
V/V
POWER SUPPLY (VS)
Functional Range
3.135
6
3.135
6
3.135
6
V
ISUPPLY
2.5
5
2.5
5
2.5
5
mA
Turn-On Time
10
10
10
ms




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl