Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL001-250BEZ Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL001-250BEZ
Szczegółowy opis  High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 9 page
background image
ADXL001
Rev. A | Page 9 of 16
5
0
10
20
25
15
30
(mV/g)
Figure 11. ADXL001-500, Sensitivity Distribution
5
0
10
20
25
15
30
(mV/g)
Figure 12. ADXL001-500, Sensitivity Distribution (TA = 125°C)
(mV)
5
0
10
15
20
25
Figure 13. ADXL001-70, Self-Test Delta
(mV)
5
0
10
15
25
20
30
Figure 14. ADXL001-250, Self-Test Delta
(mV)
5
0
10
15
30
20
40
25
35
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Figure 15. ADXL001-500, Self-Test Delta
(mA)
5
0
10
15
25
20
30
Figure 16. ISUPPLY Distribution




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl