Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL001-500BEZ Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL001-500BEZ
Szczegółowy opis  High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
ADXL001
Rev. A | Page 8 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VS = 3.3 V, TA = 25°C, unless otherwise noted.
VOLTS
10
0
20
30
40
50
60
Figure 5. Zero-g Bias Deviation from Ideal
VOLTS
5
0
10
15
25
35
45
20
30
40
Figure 6. Zero-g Bias Deviation from Ideal (TA = 125°C)
(mV/g)
5
0
10
15
20
25
Figure 7. ADXL001-70, Sensitivity Distribution
(mV/g)
5
0
10
15
20
25
Figure 8. ADXL001-70, Sensitivity Distribution (TA = 125°C)
5
0
10
20
25
35
15
30
(mV/g)
Figure 9: ADXL001-250, Sensitivity Distribution
5
0
10
20
25
15
30
(mV/g)
Figure 10: ADXL001-250, Sensitivity Distribution (TA = 125°C)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl