Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD5235-EP Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części AD5235-EP
Szczegółowy opis  Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5235-EP Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5235-EP Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5235-EP Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
AD5235-EP
Rev. 0 | Page 9 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
DIGITAL CODE
0
200
400
600
1000
+25°C
–40°C
+85°C
800
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
DIGITAL CODE
0
200
400
600
1000
800
0.4
0.2
0
–0.4
–0.2
–0.6
–0.8
+25°C
–40°C
+85°C
Figure 8. R-DNL vs. Code, TA = −40°C, +25°C, +85°C Overlay
Figure 5. INL vs. Code, TA = −40°C, +25°C, +85°C Overlay
CODE (Decimal)
0
128
256
512
384
640
1023
768
896
70
40
30
60
50
0
10
20
–20
–10
–30
VDD/VSS = 5V/0V
TA = 25°C
DIGITAL CODE
0
200
400
600
1000
800
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.2
–1.0
–1.4
+25°C
–40°C
+85°C
Figure 6. DNL vs. Code, TA = −40°C, +25°C, +85°C Overlay
Figure 9. (∆VW/VW)/∆T × 106 Potentiometer Mode Tempco
DIGITAL CODE
0
200
400
600
1000
800
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
+25°C
–40°C
+85°C
VDD/VSS = 5V/0V
TA =25°C
CODE (Decimal)
0
128
256
512
384
640
1023
768
896
120
60
40
100
80
–20
0
20
–60
–40
–80
Figure 10. (∆RWB/RWB)/∆T × 106 Rheostat Mode Tempco
Figure 7. R-INL vs. Code, TA = −40°C, +25°C, +85°C Overlay


Podobny numer części - AD5235-EP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5235 AD-AD5235 Datasheet
664Kb / 16P
   2-Channel, 256-Position Digital Potentiometer
REV. 0
AD5235 AD-AD5235 Datasheet
268Kb / 20P
   8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
REV. 0
AD5235 AD-AD5235 Datasheet
102Kb / 10P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
REV PrD 6 Nov 2000
AD5235BRU25 AD-AD5235BRU25 Datasheet
102Kb / 10P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
REV PrD 6 Nov 2000
AD5235BRU250 AD-AD5235BRU250 Datasheet
102Kb / 10P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
REV PrD 6 Nov 2000
More results

Podobny opis - AD5235-EP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5235 AD-AD5235_15 Datasheet
788Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
Rev. F
AD5235BRUZ250 AD-AD5235BRUZ250 Datasheet
788Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
Rev. F
AD5231 AD-AD5231_15 Datasheet
536Kb / 28P
   Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometer
REV. D
ADN2850BRUZ25-RL7 AD-ADN2850BRUZ25-RL7 Datasheet
604Kb / 28P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Resistor
Rev. E
ADN2850 AD-ADN2850_15 Datasheet
604Kb / 28P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Resistor
Rev. E
AD5235 AD-AD5235 Datasheet
102Kb / 10P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
REV PrD 6 Nov 2000
ADN2850 AD-ADN2850_16 Datasheet
749Kb / 30P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Resistor
AD5231 AD-AD5231 Datasheet
562Kb / 24P
   Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometers
REV. 0
AD5232BRUZ10-REEL7 AD-AD5232BRUZ10-REEL7 Datasheet
867Kb / 24P
   Nonvolatile Memory,Dual 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5232 AD-AD5232_15 Datasheet
867Kb / 24P
   Nonvolatile Memory, Dual 256-Position Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com