Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TD162N16KOF Arkusz danych(PDF) 11 Page - Infineon Technologies AG

Numer części TD162N16KOF
Szczegółowy opis  Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TD162N16KOF Arkusz danych(HTML) 11 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TD162N16KOF Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG TD162N16KOF Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
N
Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
Datenblatt / Data sheet
TT162N
BIP AC / Warstein,den 18.01.88 Spec
A513MT
11/12
Seite/page
Sperrverzögerungsladung
Grenzstrom
100
1000
10000
1
10
100
-di/dt [A/µs]
iTM = 500A
20A
50A
100A
200A
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge Qr = f(-di/dt)
Tvj = Tvjmax, vR ≤ 0,5 VRRM, vRM = 0,8 VRRM
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current iTM
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0,01
0,1
1
t [s]
b
TA = 45°C
a
TA = 35 °C
Grenzstrom / Maximum overload on-state current IT(OV)M = f(t), vRM = 0,8 VRRM
a: Leerlauf / No-load conditions
b: nach Belastung mit ITAVM / after load with ITAVM
TA = 35°C, verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling
TA = 45°C, Luftselbstkühlung / Natural air cooling


Podobny numer części - TD162N16KOF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
eupec GmbH
TD162N EUPEC-TD162N Datasheet
416Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
More results

Podobny opis - TD162N16KOF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
eupec GmbH
TT140N EUPEC-TT140N Datasheet
411Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TT106N EUPEC-TT106N Datasheet
404Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TZ150N EUPEC-TZ150N Datasheet
461Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
TT70N EUPEC-TT70N_02 Datasheet
417Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
ETT420N22P60 INFINEON-ETT420N22P60 Datasheet
429Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2018-07-30 Revision: 3.1
TT104N INFINEON-TT104N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
TT570N18KOF INFINEON-TT570N18KOF Datasheet
550Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2021-02-12 Revision: 3.1
TT92N INFINEON-TT92N Datasheet
755Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2020-05-29 Revision: 3.3
logo
eupec GmbH
TZ375N EUPEC-TZ375N Datasheet
460Kb / 13P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
logo
Infineon Technologies A...
TT600N16KOF INFINEON-TT600N16KOF_16 Datasheet
431Kb / 11P
   Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module
2016-11-25 Revision: 3.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com