Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CD4046BC Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
|
CD4046BC Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
5 / 14 page 5 www.fairchildsemi.com AC Electrical Characteristics (Continued) Note 5: AC Parameters are guaranteed by DC correlated testing. Phase Comparator State Diagrams FIGURE 2. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units VCOIN− VDEM Offset Voltage RS ≥ 10 kΩ, V DD = 5V 1.50 2.2 V RS ≥ 10 kΩ, V DD = 10V 1.50 2.2 RS ≥ 50 kΩ, V DD = 15V 1.50 2.2 Linearity RS ≥ 50 kΩ VCOIN = 2.5V ± 0.3V, VDD = 5V 0.1 % VCOIN = 5V ± 2.5V, VDD = 10V 0.6 VCOIN = 7.5V ± 5V, VDD = 15V 0.8 ZENER DIODE VZ Zener Diode Voltage IZ = 50 µA6.3 7.0 7.7 V RZ Zener Dynamic Resistance IZ = 1 mA 100 Ω |
Podobny numer części - CD4046BC |
|
Podobny opis - CD4046BC |