Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CD4503 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
|
CD4503 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
3 / 6 page 3 www.fairchildsemi.com AC Electrical Characteristics (Note 4) TA = 25°C, CL = 50 pF, RL = 200 kΩ, Input tr = tf = 20 ns, unless otherwise specified Note 4: AC Parameters are guaranteed by DC correlated testing. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units tPHL, tPLH Propagation Delay Time VDD = 5V 75 100 ns VDD = 10V 35 40 ns VDD = 15V 25 30 ns tPLZ, tPHZ Propagation Delay Time, VDD = 5V 80 125 ns Logical Level to HIGH VDD = 10V 40 90 ns Impedance State VDD = 15V 35 70 ns tPZL, tPZH Propagation Delay Time, VDD = 5V 95 175 ns High Impedance State to VDD = 10V 40 80 ns Logical Level VDD = 15V 35 70 ns tTLH Output Rise Time VDD = 5V 45 80 ns VDD = 10V 23 40 ns VDD = 15V 18 35 ns tTHL Output Fall Time VDD = 5V 45 80 ns VDD = 10V 23 40 ns VDD = 15V 18 35 ns |
Podobny numer części - CD4503 |
|
Podobny opis - CD4503 |