Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG444BRZ Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części ADG444BRZ
Szczegółowy opis  LC2MOS Quad SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG444BRZ Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADG444BRZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG444BRZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
ADG441/ADG442/ADG444
Rev. A | Page 10 of 16
SD
VS
VOUT
IN
VSS
GND
VSS
VDD
–15V
+15V
+5V
RL
50
0.1
µF
0.1
µF
0.1
µF
VIN
Figure 19. Off Isolation
SD
VS
NC
VSS
GND
VSS
VDD
–15V
+15V
+5V
50
0.1
µF
0.1
µF
0.1
µF
VIN1
VIN2
VOUT
RL
50
CHANNEL-TO-CHANNEL CROSSTALK = 20 × LOG | VS/VOUT|
Figure 20. Channel-to-Channel Crosstalk


Podobny numer części - ADG444BRZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG444BRZ-REEL1 AD-ADG444BRZ-REEL1 Datasheet
394Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches ADG441/ADG442/ADG444
REV. A
ADG444BRZ1 AD-ADG444BRZ1 Datasheet
394Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches ADG441/ADG442/ADG444
REV. A
More results

Podobny opis - ADG444BRZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG211AKRZ AD-ADG211AKRZ Datasheet
311Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. C
ADG211AKNZ AD-ADG211AKNZ Datasheet
311Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. C
ADG442BRZ AD-ADG442BRZ Datasheet
394Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG202AKNZ AD-ADG202AKNZ Datasheet
232Kb / 6P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG201A AD-ADG201A Datasheet
228Kb / 6P
   LC2MOS QUAD SPST SWITCHES
REV. A
ADG211A AD-ADG211A Datasheet
277Kb / 8P
   LC2MOS QUAD SPST SWITCHES
REV. B
ADG441 AD-ADG441 Datasheet
323Kb / 9P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. 0
ADG201AKRZ AD-ADG201AKRZ Datasheet
233Kb / 6P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG221 AD-ADG221 Datasheet
230Kb / 6P
   LC2MOS QUAD SPST SWITCHES
REV. B
ADG201AKNZ AD-ADG201AKNZ Datasheet
232Kb / 6P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com