Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL337BCPZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL337BCPZ-RL
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Small, Low Power, 3-Axis ±3 g
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL337
Rev. 0 | Page 7 of 16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 9. X-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient, VS = 3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 10. Y-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient, VS = 3 V
0
5
10
15
20
25
30
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 11. Z-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient, VS = 3 V
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 12. X-Axis Zero g Bias vs. Temperature—Eight Parts Soldered to PCB
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 13. Y-Axis Zero g Bias vs. Temperature—Eight Parts Soldered to PCB
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 14. Z-Axis Zero g Bias vs. Temperature—Eight Parts Soldered to PCB




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl