Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL337BCPZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL337BCPZ-RL
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Small, Low Power, 3-Axis ±3 g
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
ADXL337
Rev. 0 | Page 8 of 16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
SENSITIVITY (V/g)
Figure 15. X-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
0
10
20
30
40
50
60
SENSITIVITY (V/g)
Figure 16. Y-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
SENSITIVITY (V/g)
Figure 17. Z-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 18. X-Axis Sensitivity vs. Temperature,
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 19. Y-Axis Sensitivity vs. Temperature,
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
–40
–20
0
TEMPERATURE (°C)
20
40
60
80
100
Figure 20. Z-Axis Sensitivity vs. Temperature,
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl