Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM3520C Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Power

Numer części AM3520C
Szczegółowy opis  N & P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM3520C Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM3520C Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM3520C Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM3520C Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM3520C Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM3520C Datasheet HTML 5Page - Analog Power AM3520C Datasheet HTML 6Page - Analog Power AM3520C Datasheet HTML 7Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
AM3520C
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM3520_F
Analog Power
4
Typical Electrical Characteristics (N-Channel)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Single Pulse Power
Threshold Voltage
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs.Gate-to Source Voltage
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD, - Source-to-Drain Voltage (V)
TA = 125
oC
25
oC
0.02
0.06
0.1
0.14
0.18
0.22
1
2
3
4
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Temperature (
oC)
ID = 250µA
0
2
4
6
8
10
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Duration (sec)
R
θJA(t) = r(t) + RθJA
R
θJA = 130
oC/W
T
J - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t
1 / t2
P(pk)
t
1
t
2
SINGLE PULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5


Podobny numer części - AM3520C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shanghai Lunsure Electr...
AM352 CHENYI-AM352 Datasheet
153Kb / 2P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
logo
Analog Power
AM3524C ANALOGPOWER-AM3524C Datasheet
168Kb / 3P
   N & P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - AM3520C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AMA520C ANALOGPOWER-AMA520C Datasheet
499Kb / 7P
   N & P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM4520H ANALOGPOWER-AM4520H Datasheet
499Kb / 7P
   P & N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM6520C ANALOGPOWER-AM6520C Datasheet
141Kb / 3P
   P & N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM6544C ANALOGPOWER-AM6544C Datasheet
141Kb / 3P
   P & N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM4533C ANALOGPOWER-AM4533C Datasheet
87Kb / 3P
   P & N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM3524C ANALOGPOWER-AM3524C Datasheet
168Kb / 3P
   N & P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM5521C ANALOGPOWER-AM5521C Datasheet
75Kb / 3P
   N & P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3588DV VISHAY-SI3588DV Datasheet
59Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
362Kb / 4P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-May-05
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
262Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com