Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMER120-AZ Arkusz danych(PDF) 5 Page - AIMTEC

Numer części AMER120-AZ
Szczegółowy opis  up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMER120-AZ Arkusz danych(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 8Page - AIMTEC AMER120-AZ_13 Datasheet HTML 9Page - AIMTEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Series AMER120-AZ
up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052.1e R3.S
5 of 10
North America only
Efficiency vs. Input Voltage and Output Current (CC Load)
AMER120-50250AZ
AMER120-36340AZ


Podobny numer części - AMER120-AZ_13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_12 Datasheet
738Kb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_16 Datasheet
641Kb / 10P
   AC-DC Constant Current or Constant Voltage LED Driver
More results

Podobny opis - AMER120-AZ_13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMEPR60C-50120AZ AIMTEC-AMEPR60C-50120AZ_17 Datasheet
1Mb / 13P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-CAZ AIMTEC-AMER120-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_12 Datasheet
738Kb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMEPR60-50120AZ AIMTEC-AMEPR60-50120AZ Datasheet
969Kb / 13P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-50250CAZ AIMTEC-AMER120-50250CAZ_17 Datasheet
963Kb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-CAZ AIMTEC-AMER120-CAZ Datasheet
689Kb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMEOR60C-50120AZ AIMTEC-AMEOR60C-50120AZ Datasheet
872Kb / 14P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR60-AZ AIMTEC-AMEOR60-AZ_16 Datasheet
597Kb / 12P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR60-AZ AIMTEC-AMEOR60-AZ_13 Datasheet
637Kb / 11P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR60C-AZ AIMTEC-AMEOR60C-AZ_16 Datasheet
670Kb / 14P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com