Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM4415P Arkusz danych(PDF) 3 Page - Analog Power

Numer części AM4415P
Szczegółowy opis  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM4415P Arkusz danych(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM4415P Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM4415P Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM4415P Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM4415P Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM4415P Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Analog Power
AM4415P
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics
0
0.005
0.01
0.015
0
5
10
15
20
25
30
ID-Drain Current (A)
2V,2.5V,3V,4V,4.5V,6V
1.8V
1.5V
0
10
20
30
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
6V,4.5V,4V,3.5V,
3V,2.5V,2V
1.5V
1.8V
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0
2
4
6
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
TJ = 25°C
0
10
20
30
0
1
2
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = -10.8A
© Preliminary
3
Publication Order Number:
DS_AM4415P_1A


Podobny numer części - AM4415P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM4410N ANALOGPOWER-AM4410N Datasheet
209Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AM4410N DOINGTER-AM4410N Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM4410N-T1-PF VBSEMI-AM4410N-T1-PF Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
AM4410NCE-T1-PF VBSEMI-AM4410NCE-T1-PF Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
AM4410SA VBSEMI-AM4410SA Datasheet
1,006Kb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - AM4415P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com