Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG719SRJZ-EP-RL7 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Devices

Numer części ADG719SRJZ-EP-RL7
Szczegółowy opis  CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.52:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG719SRJZ-EP-RL7 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG719SRJZ-EP-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
ADG719-EP
Rev. 0 | Page 4 of
12
VDD = 3 V ± 10%, GND = 0 V.
Table 2.
Parameter
+25°C
−55°C to +125°C
Unit
Test Conditions/Comments
ANALOG SWITCH
0 V to VDD
V
Analog Signal Range
On Resistance (RON)
6
Ω typ
VS = 0 V to VDD, IS = −10 mA;
12
Ω max
see Figure 13
On Resistance Match Between
Channels (ΔRON)
0.1
Ω typ
VS = 0 V to VDD, IS = −10 mA
0.4
Ω max
On Resistance Flatness (RFLAT(ON))
2.5
Ω typ
VS = 0 V to VDD, IS = −10 mA
LEAKAGE CURRENTS
VDD = 3.3 V
Source Off Leakage IS (Off )
±0.01
nA typ
VS = 3 V/1 V, VD = 1 V/3 V;
±0.25
1
nA max
see Figure 14
Channel On Leakage ID, IS (On)
±0.01
nA typ
VS = VD = 1 V or VS = VD = 3 V;
±0.25
5
nA max
see Figure 15
DIGITAL INPUTS
Input High Voltage, VINH
2.0
V min
Input Low Voltage, VINL
0.8
V max
Input Current
IINL or IINH
0.005
μA typ
VIN = VINL or VINH
±0.1
μA max
DYNAMIC CHARACTERISTICS1
tON
10
ns typ
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
15
ns max
VS = 2 V; see Figure 16
tOFF
4
ns typ
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
8
ns max
VS = 2 V; see Figure 16
Break-Before-Make Time Delay, tD
8
ns typ
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
1
ns min
VS1 = VS2 = 2 V; see Figure 17
Off Isolation
−67
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 10 MHz
−87
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
see Figure 18
Channel-to-Channel Crosstalk
−62
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 10 MHz
−82
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
see Figure 19
Bandwidth −3 dB
200
MHz typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF; see Figure 20
CS (Off )
7
pF typ
CD, CS (On)
27
pF typ
POWER REQUIREMENTS
VDD = 3.3 V
Digital inputs = 0 V or 3.3 V
IDD
0.001
μA typ
1.0
μA max
1 Guaranteed by design, not subject to production test.


Podobny numer części - ADG719SRJZ-EP-RL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG719 AD-ADG719 Datasheet
117Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 ohm SPDT Switch
REV. A
ADG719BRM AD-ADG719BRM Datasheet
117Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 ohm SPDT Switch
REV. A
ADG719BRM AD-ADG719BRM Datasheet
232Kb / 16P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 2:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
REV. D
ADG719BRM-REEL AD-ADG719BRM-REEL Datasheet
232Kb / 16P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 2:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
REV. D
ADG719BRM-REEL7 AD-ADG719BRM-REEL7 Datasheet
232Kb / 16P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 2:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
REV. D
More results

Podobny opis - ADG719SRJZ-EP-RL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG719 AD-ADG719_10 Datasheet
232Kb / 16P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 2:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
REV. D
ADG779 AD-ADG779_05 Datasheet
285Kb / 12P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 SPDT Switch/2:1 Mux in Tiny SC70 Package
REV. A
ADG749BKSZ-REEL7 AD-ADG749BKSZ-REEL7 Datasheet
299Kb / 12P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 ohm 2:1 Mux/SPDT Switch in SC70 Package
REV. C
ADG859 AD-ADG859 Datasheet
278Kb / 16P
   1.3ohm CMOS, 1.8 V to 5.5 V Single SPDT Switch/2:1 MUX in SOT-66 Package
REV. 0
ADG779 AD-ADG779 Datasheet
385Kb / 8P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 ohm SPDT Switch/2:1 Mux In Tiny SC70 Package
REV. 0
ADG854 AD-ADG854 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 廓 CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Dual SPDT/2:1 Mux, Mini LFCSP
ADG819BRTZ-REEL7 AD-ADG819BRTZ-REEL7 Datasheet
283Kb / 12P
   0.5 n CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG819 AD-ADG819 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 OHM CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG852 AD-ADG852 Datasheet
315Kb / 16P
   0.8 廓 CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP
REV. 0
ADG858 AD-ADG858 Datasheet
299Kb / 16P
   0.58 廓 CMOS, 2.3 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com