Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM4541C Arkusz danych(PDF) 2 Page - Analog Power

Numer części AM4541C
Szczegółowy opis  N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM4541C Arkusz danych(HTML) 2 Page - Analog Power

  AM4541C Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM4541C Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM4541C Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM4541C Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM4541C Datasheet HTML 5Page - Analog Power AM4541C Datasheet HTML 6Page - Analog Power AM4541C Datasheet HTML 7Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Analog Power
AM4541C
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VDS = VGS, ID = 250 uA
(N-ch)
1
V
VDS = VGS, ID = -250 uA (P-ch)
-1
V
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ±20 V
±100
nA
VDS = 32 V, VGS = 0 V
(N-ch)
1
VDS = -32 V, VGS = 0 V
(P-ch)
-1
VDS = 5 V, VGS = 10 V
(N-ch)
10
A
VDS = -5 V, VGS = -10 V
(P-ch)
-10
A
VGS = 10 V, ID = 5.3 A
(N-ch)
42
VGS = 4.5 V, ID = 4.4 A
(N-ch)
60
VGS = -10V, ID = -3.6 A
(P-ch)
90
VGS = -4.5 V, ID = -2.6 A (P-ch)
125
VDS = 15 V, ID = 5.3 A
(N-ch)
13
S
VDS = -15 V, ID = -3.6 A
(P-ch)
11
S
IS = 1.3 A, VGS = 0 V
(N-ch)
0.77
V
IS = -1.2 A, VGS = 0 V
(P-ch)
-0.81
V
Total Gate Charge
Qg
3.6
Gate-Source Charge
Qgs
1.3
Gate-Drain Charge
Qgd
1.4
Turn-On Delay Time
td(on)
2
Rise Time
tr
18
Turn-Off Delay Time
td(off)
16
Fall Time
tf
5
Input Capacitance
Ciss
287
Output Capacitance
Coss
42
Reverse Transfer Capacitance
Crss
34
Total Gate Charge
Qg
5.8
Gate-Source Charge
Qgs
1.6
Gate-Drain Charge
Qgd
2.3
Turn-On Delay Time
td(on)
4
Rise Time
tr
5
Turn-Off Delay Time
td(off)
17
Fall Time
tf
7
Input Capacitance
Ciss
384
Output Capacitance
Coss
36
Reverse Transfer Capacitance
Crss
36
VGS(th)
uA
P - Channel
VDS = -15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
pF
nC
ID(on)
IDSS
rDS(on)
P - Channel
VDD = -20 V, RL = 5.5 Ω, ID = -3.6 A,
VGEN = -10 V, RGEN = 6 Ω
ns
VSD
Dynamic
b
N - Channel
VDS = 20 V, VGS = 10 V, ID = 5.3 A
Forward Transconductance
a
gfs
Diode Forward Voltage
a
P - Channel
VDS = -20 V, VGS = -10 V, ID = -3.6 A
nC
N - Channel
VDD = 20 V, RL = 3.5 Ω, ID = 5.3 A,
VGEN = 10 V, RGEN = 6 Ω
ns
N - Channel
VDS = 15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
pF
Zero Gate Voltage Drain Current
Drain-Source On-Resistance
a
Static
Electrical Characteristics
Gate-Source Threshold Voltage
On-State Drain Current
a
© Preliminary
2
Publication Order Number:
DS_AM4541C_1A


Podobny numer części - AM4541C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM4541C-T1-PF VBSEMI-AM4541C-T1-PF Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM4541CE ANALOGPOWER-AM4541CE Datasheet
565Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM4541CE-T1-PF VBSEMI-AM4541CE-T1-PF Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - AM4541C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM4541CE ANALOGPOWER-AM4541CE Datasheet
565Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM7542C ANALOGPOWER-AM7542C Datasheet
487Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AMD540CE ANALOGPOWER-AMD540CE Datasheet
372Kb / 7P
   P & N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4540C ANALOGPOWER-AM4540C Datasheet
168Kb / 3P
   P & N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4542C ANALOGPOWER-AM4542C Datasheet
265Kb / 7P
   P & N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS4541C BWTECH-MS4541C Datasheet
964Kb / 9P
   N P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
MSA4P21 BWTECH-MSA4P21 Datasheet
587Kb / 6P
   N P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM4545C ANALOGPOWER-AM4545C Datasheet
545Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM3548C ANALOGPOWER-AM3548C Datasheet
184Kb / 3P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4543C ANALOGPOWER-AM4543C Datasheet
502Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4544C ANALOGPOWER-AM4544C Datasheet
407Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com