Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM8958C Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Power

Numer części AM8958C
Szczegółowy opis  P & N-Channel 32-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM8958C Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Power

  AM8958C Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM8958C Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM8958C Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM8958C Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM8958C Datasheet HTML 5Page - Analog Power AM8958C Datasheet HTML 6Page - Analog Power AM8958C Datasheet HTML 7Page - Analog Power AM8958C Datasheet HTML 8Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
6
AM8958C
Analog Power
September, 2003 - Rev. A
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM8958_F
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
00.2
0.4
0.6
0.81
1.2
1.4
-VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
VGS =0V
TA = 125
oC
25
oC
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
246
8
10
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = -5.7A
TA = 25oC
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150 175
TA, AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
VDS = VGS
ID = -250mA
0
10
20
30
40
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
SINGLE PULSE
RqJA = 125C/W
TA = 25C
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 , TIME (sec)
Rq JA(t) = r(t) + Rq J A
Rq J A = 125 oC/W
TJ - TA = P * Rq JA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P (pk)
t1
t2
SINGLEPULS E
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D =0.5
Typical Electrical Characteristics (P-Channel)
Figure 7. Transfer Characteristics
Figure 8. On-Resistance with Gate to Source Voltage
Figure 9. Vth Gate to Source Voltage Vs Temperature
Figure 10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
Figure 11. Transient Thermal Response Curve


Podobny numer części - AM8958C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
AM8958 AITSEMI-AM8958 Datasheet
536Kb / 10P
   NP PAIR ENHANCEMENT MODE
REV1.0
AM8958M8R AITSEMI-AM8958M8R Datasheet
536Kb / 10P
   NP PAIR ENHANCEMENT MODE
REV1.0
AM8958M8VR AITSEMI-AM8958M8VR Datasheet
536Kb / 10P
   NP PAIR ENHANCEMENT MODE
REV1.0
More results

Podobny opis - AM8958C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM4530C ANALOGPOWER-AM4530C Datasheet
231Kb / 8P
   P & N-Channel 32-V (D-S) MOSFET
AM3599C ANALOGPOWER-AM3599C Datasheet
223Kb / 7P
   N & P-Channel 32-V (D-S) MOSFET
AM4530CE ANALOGPOWER-AM4530CE Datasheet
212Kb / 3P
   P & N-Channel 32-V (D-S) MOSFET
AM20P03-60D ANALOGPOWER-AM20P03-60D Datasheet
146Kb / 3P
   P-Channel 32-V (D-S) MOSFET
AM4532C ANALOGPOWER-AM4532C Datasheet
410Kb / 7P
   N & P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4541CE ANALOGPOWER-AM4541CE Datasheet
565Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AMA520C ANALOGPOWER-AMA520C Datasheet
499Kb / 7P
   N & P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7542C ANALOGPOWER-AM7542C Datasheet
487Kb / 7P
   N & P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com