Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM30N03-59D Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Power

Numer części AM30N03-59D
Szczegółowy opis  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM30N03-59D Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM30N03-59D Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM30N03-59D Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM30N03-59D Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM30N03-59D Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM30N03-59D Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
AM30N03-59D
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM30N03-59_F
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TA, AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
VDS = VGS
ID = 250mA
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 125
oC
25
oC
VGS = 0V
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
24
68
10
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = 25oC
I
D = 5.3A
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (s e c)
S INGLE P ULS E
0.01
0.02
0.0
0.1
0.2
D = 0.5
Rq J A(t) = r(t) + Rq JA
Rq J A = 1 2 5 oC/W
TJ - TA = P * Rq JA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(p k)
t1
t2
Typical Electrical Characteristics (N-Channel)
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
Figure 10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
Figure 9. Vth Gate to Source Voltage Vs Temperature
Figure 7. Transfer Characteristics
Figure 8. On-Resistance with Gate to Source Voltage
Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
0
10
20
30
40
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
t1, TIME (SEC)
SINGLE PULSE
RθJA = 125
oC/W
TA = 25
oC


Podobny numer części - AM30N03-59D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM30N03-59D-T1-PF VBSEMI-AM30N03-59D-T1-PF Datasheet
1,015Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - AM30N03-59D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com