Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM30N15-60D Arkusz danych(PDF) 5 Page - Analog Power

Numer części AM30N15-60D
Szczegółowy opis  N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM30N15-60D Arkusz danych(HTML) 5 Page - Analog Power

  AM30N15-60D Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM30N15-60D Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM30N15-60D Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM30N15-60D Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM30N15-60D Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Analog Power
AM30N15-60D
Package Information
Note:
1.
All Dimension Are In mm.
2.
Package Body Sizes Exclude Mold Flash, Protrusion Or Gate Burrs. Mold Flash, Protrusion Or Gate Burrs Shall
Not Exceed 0.10 mm Per Side.
3.
Package Body Sizes Determined At The Outermost Extremes Of The Plastic Body Exclusive Of Mold Flash, Gate
Burrs And Interlead Flash, But Including Any Mismatch Between The Top And Bottom Of The Plastic Body.
© Preliminary
5
Publication Order Number:
DS_AM30N15-60D_1A


Podobny numer części - AM30N15-60D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM30N15-60D VBSEMI-AM30N15-60D Datasheet
1,002Kb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AM30N15-60D DOINGTER-AM30N15-60D Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
More results

Podobny opis - AM30N15-60D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com