Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FAN2510 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor |
|
FAN2510 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor |
8 / 10 page PRODUCT SPECIFICATION FAN2510/FAN2511 8 REV. 1.0.6 2/14/03 Typical Performance Characteristics (continued) Functional Characteristics Output Current (mA) Dropout Voltage 40.00 20.00 0.00 60.00 80.00 100.00 0.1 20 40 60 80 100 Input Voltage (V) Dropout Characteristics 1.0 0.5 0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 V OUT = 3V R OUT = 20Ω R OUT = 30KΩ Temperature ( °C) -40 0 40 80 125 2 0 4 6 8 I L = 100µA Dropout Voltage Temperature ( °C) -40 0 40 80 125 25 0 50 75 100 125 Dropout Voltage Temperature ( °C) -40 0 40 80 125 Output Voltage vs. Temperature 2.9 2.85 2.95 3 3.05 V IN = 4V Typical 3V device I L = 100µA Temperature ( °C) Ground Pin Current 25 0 50 75 -40 0 40 80 125 V IN = 4V V OUT = 3V I L = 100mA Temperature ( °C) Ground Pin Current 25 0 50 75 -40 0 40 80 125 V IN = 4V V OUT = 3V I L = 100µA I L = 100mA Time (20 µs/div) Shutdown Delay Disable V OUT Time (20 µs/div) Enable Pin Delay Enable V OUT |
Podobny numer części - FAN2510 |
|
Podobny opis - FAN2510 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |