Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KDT-6315S Arkusz danych(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Numer części KDT-6315S
Szczegółowy opis  Photo Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Strona internetowa  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

KDT-6315S Arkusz danych(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  KDT-6315S Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. KDT-6315S Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. KDT-6315S Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Electrical Characteristics
[TA = 25 ]
Ordering Information
Package Outline Dimensions
(Unit : mm)
Part Number
Packaging Type
Quantity
KDT-6315S
Tape and Reel
4,000
V
Half Angle
∆θ
-
-
±
15
-
deg
Emitter-Collector Breakdown Voltage
BVECO
Ev=0, IEC=0.01mA
6
7.5
-
Collector-Emitter Breakdown Voltage
BVCEO
Ev=0, ICE=0.1mA
35
90
-
V
Peak Sensitivity Wavelength
λP
-
-
880
-
V
Spectral Sensitivity
λ
-
700
-
1050
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(SAT)
Ev=1000lx, IC=0.8mA
-
0.15
0.4
Collector Current
IC
Ev=1000lx, VCE=5V
1.45
2.2
-
Dark Current
ICEO
Ev=0, VCE=20V
-
1.0
100
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
KDT-6315S
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement.
When using this product, would you please refer to the latest specifications.
Collector
Emitter
Collector Mark


Podobny numer części - KDT-6315S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KDT-6315A KODENSHI-KDT-6315A Datasheet
176Kb / 2P
   Photo Transistor
More results

Podobny opis - KDT-6315S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
ST3311 AUK-ST3311 Datasheet
56Kb / 3P
   Photo Transistor
logo
NEC
PH108A NEC-PH108A Datasheet
62Kb / 2P
   PHOTO TRANSISTOR
logo
Marktech Corporate
MTD8000NW MARKTECH-MTD8000NW Datasheet
56Kb / 2P
   Photo Transistor
MTD8060P MARKTECH-MTD8060P Datasheet
104Kb / 2P
   Photo Transistor
logo
Toshiba Semiconductor
TPS618 TOSHIBA-TPS618 Datasheet
196Kb / 4P
   PHOTO-TRANSISTOR
logo
Marktech Corporate
PT086N4 MARKTECH-PT086N4 Datasheet
254Kb / 1P
   Photo Transistor
MTD8060W MARKTECH-MTD8060W_2 Datasheet
175Kb / 2P
   Photo Transistor
MTD6000PT MARKTECH-MTD6000PT Datasheet
183Kb / 2P
   Photo Transistor
MTD6010A MARKTECH-MTD6010A Datasheet
82Kb / 2P
   PHOTO TRANSISTOR
MTD6160 MARKTECH-MTD6160 Datasheet
103Kb / 3P
   PHOTO TRANSISTOR?
MTD8000M3B-T MARKTECH-MTD8000M3B-T_15 Datasheet
570Kb / 3P
   Photo Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com