Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

54020-44030LF Arkusz danych(PDF) 1 Page - FCI connector

Numer części 54020-44030LF
Szczegółowy opis  PLCC DIP Socket
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FCI-CONNECTOR [FCI connector]
Strona internetowa  http://www.fciconnect.com
Logo FCI-CONNECTOR - FCI connector

54020-44030LF Arkusz danych(HTML) 1 Page - FCI connector

  54020-44030LF Datasheet HTML 1Page - FCI connector 54020-44030LF Datasheet HTML 2Page - FCI connector  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PDM: Rev:J
Released
.
STATUS:
Printed: Mar 31, 2011


Podobny numer części - 54020-44030LF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
FCI connector
54020-44030 FCI-CONNECTOR-54020-44030 Datasheet
286Kb / 3P
   54020-68030LF - PLCC Through Hole Sockets
More results

Podobny opis - 54020-44030LF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
PA17C42-DP ETC2-PA17C42-DP Datasheet
33Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin PLCC plug
PA40-44-33-DP ETC2-PA40-44-33-DP Datasheet
41Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin PLCC plug
PA40-44-P64-DP ETC2-PA40-44-P64-DP Datasheet
33Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin PLCC plug
PA40-44-01-DP ETC2-PA40-44-01-DP Datasheet
40Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin PLCC plug
PA40-44-X-DZ-PP ETC2-PA40-44-X-DZ-PP Datasheet
53Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin PLCC plug
PA51-44 ETC2-PA51-44 Datasheet
36Kb / 1P
   44 pin PLCC socket/40 pin DIP 0.6??plug
PA552-68 ETC2-PA552-68 Datasheet
31Kb / 2P
   68 pin PLCC socket/40 pin DIP 0.6??plug
PA17C42-PD ETC2-PA17C42-PD Datasheet
34Kb / 1P
   44 pin PLCC socket/40 pin DIP 0.6??plug
PA32-28 ETC2-PA32-28 Datasheet
28Kb / 1P
   32 pin PLCC socket/28 pin DIP 0.6??plug
PA44-40-01-PD ETC2-PA44-40-01-PD Datasheet
40Kb / 1P
   44 pin PLCC socket/40 pin DIP 0.6??plug
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com