Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG779BKSZ-REEL72 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices

Numer części ADG779BKSZ-REEL72
Szczegółowy opis  CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5SPDT Switch/2:1 Mux in Tiny SC70 Package
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG779BKSZ-REEL72 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG779BKSZ-REEL72 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
ADG779
Rev. A | Page 11 of 12
NETWORK
ANALYZER
VDD
GND
OFF ISOLATION = 20 log
VDD
0.1µF
S
D
50Ω
50Ω
VS
VOUT
RL
50Ω
VOUT
VS
IN
VIN
Figure 17. Off Isolation
NETWORK
ANALYZER
VDD
GND
CHANNEL-TO-CHANNEL CROSSTALK = 20 log
VDD
0.1µF
S1
D
50Ω
VS
VOUT
VS
S2
RL
50Ω
R
50Ω
VOUT
IN
Figure 18. Channel-to-Channel Crosstalk
NETWORK
ANALYZER
VDD
GND
INSERTION LOSS = 20 log
VDD
0.1µF
S
D
50Ω
VS
VOUT
RL
50Ω
VOUT WITH SWITCH
VOUT WITHOUT SWITCH
IN
VIN
Figure 19. Bandwidth


Podobny numer części - ADG779BKSZ-REEL72

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG779BKS AD-ADG779BKS Datasheet
385Kb / 8P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 ohm SPDT Switch/2:1 Mux In Tiny SC70 Package
REV. 0
More results

Podobny opis - ADG779BKSZ-REEL72

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG779 AD-ADG779 Datasheet
385Kb / 8P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 ohm SPDT Switch/2:1 Mux In Tiny SC70 Package
REV. 0
ADG749BKSZ-REEL7 AD-ADG749BKSZ-REEL7 Datasheet
299Kb / 12P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 ohm 2:1 Mux/SPDT Switch in SC70 Package
REV. C
ADG719-EP AD-ADG719-EP Datasheet
271Kb / 12P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 2:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
REV. 0
ADG719 AD-ADG719_10 Datasheet
232Kb / 16P
   CMOS 1.8 V to 5.5 V, 2.5 廓 2:1 Mux/SPDT Switch in SOT-23
REV. D
ADG779 AD-ADG779_15 Datasheet
285Kb / 12P
   SPDT Switch/2:1 Mux in Tiny SC70 Package
REV. A
ADG859 AD-ADG859 Datasheet
278Kb / 16P
   1.3ohm CMOS, 1.8 V to 5.5 V Single SPDT Switch/2:1 MUX in SOT-66 Package
REV. 0
ADG854 AD-ADG854 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 廓 CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Dual SPDT/2:1 Mux, Mini LFCSP
ADG849 AD-ADG849 Datasheet
334Kb / 12P
   3 V/5 V CMOS 0.5 廓 SPDT/2:1 Mux in SC70
REV. 0
ADG819BRTZ-REEL7 AD-ADG819BRTZ-REEL7 Datasheet
283Kb / 12P
   0.5 n CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG749 AD-ADG749_15 Datasheet
299Kb / 12P
   2:1 Mux/SPDT Switch in SC70 Package
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com