Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Si4466DY Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części Si4466DY
Szczegółowy opis  N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

Si4466DY Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  Si4466DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix Si4466DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix Si4466DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix Si4466DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix Si4466DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix Si4466DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix Si4466DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix Si4466DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Document Number: 71820
S09-0767-Rev. F, 04-May-09
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4466DY
TYPICAL CHARACTERISTICS
25 °C, unless otherwise noted
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
0.000
0.004
0.008
0.012
0.016
0.020
0
10203040
50
ID - Drain Current (A)
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
0
1
2
3
4
5
6
0
102030
405060
VDS = 10 V
ID = 13.5 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 25 °C
50
10
1
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 150 °C
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
0
800
1600
2400
3200
4000
04
8
12
16
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 4.5 V
ID = 13.5 A
TJ - Junction Temperature (°C)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
02468
ID = 13.5 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)


Podobny numer części - Si4466DY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
SI4466DY FAIRCHILD-SI4466DY Datasheet
80Kb / 5P
   Single N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4466DY-T1-E3 VBSEMI-SI4466DY-T1-E3 Datasheet
993Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - Si4466DY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9428DY VISHAY-SI9428DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI5404DC VISHAY-SI5404DC Datasheet
66Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 13-Oct-03
SI5406DC VISHAY-SI5406DC Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5404BDC KEXIN-KI5404BDC Datasheet
63Kb / 2P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV_17 Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 12-Oct-09
SI9426DY VISHAY-SI9426DY Datasheet
39Kb / 4P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 26-May-03
SI6466ADQ VISHAY-SI6466ADQ Datasheet
81Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 18-Aug-03
SI3442BDV-T1-GE3 VISHAY-SI3442BDV-T1-GE3 Datasheet
185Kb / 9P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. E, 12-Oct-09
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5406DC KEXIN-KI5406DC Datasheet
62Kb / 2P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3446DV VISHAY-SI3446DV Datasheet
91Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 01-Aug-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com