Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7620DN-T1-GE3 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7620DN-T1-GE3
Szczegółowy opis  N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7620DN-T1-GE3 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7620DN-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Document Number: 68702
S-81215-Rev. A, 02-Jun-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si7620DN
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
3
6
9
12
15
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS =10thru 7 V
VGS =4 V
VGS =5 V
VGS =6 V
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0
3
6
9
12
15
ID - Drain Current (A)
VGS =10 V
0
2
4
6
8
10
0
246
8
10
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS =125 V
VDS =75 V
ID =3.6 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
234
5
6
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC =- 55 °C
Crss
0
200
400
600
800
0
10203040
50
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS =10 V
ID =3.6 A


Podobny numer części - SI7620DN-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7621DN VISHAY-SI7621DN Datasheet
111Kb / 7P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-Nov-09
SI7623DN VISHAY-SI7623DN Datasheet
580Kb / 13P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Jul-12
SI7625DN VISHAY-SI7625DN Datasheet
131Kb / 7P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Mar-10
SI7625DN VISHAY-SI7625DN Datasheet
602Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7625DN-T1-GE3 VISHAY-SI7625DN-T1-GE3 Datasheet
131Kb / 7P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Mar-10
More results

Podobny opis - SI7620DN-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com