Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7460408 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 7460408
Szczegółowy opis  Powerelement Buchse M5 rundum, 12 Pin
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7460408 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7460408 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
(3x2,54=7,62)
Datum
Name
Werkstoff:
Zust.
Änderung
Datum Name
Kunden-Sachnummer
Zeichnungsnummer
Freimaßtoleranz:
Maßstab:
DIN ISO 2768 - m
Blatt
von
Bearb.
Gepr.
Norm
2:1 (5:1)
1
1
CuZn39Pb3
1:1
7460408
17.01.05
Cantara
17.01.05
H. Schmid
X 5:1
X
9
Powerelement Buchse M5
rundum, 12 Pin
M5
VERTRAULICH !! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Oberfläche 5-10 m Sn über 2-4 m Cu
Kontaktstelle von Galvanik sichtbar
A
Neu
17.01.05 Can
B
B
Oberfläche geändert
01/08
Can


Podobny numer części - 7460408

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7460408 WURTH-7460408 Datasheet
210Kb / 1P
   Bushes with Pin-Plate Circumference
More results

Podobny opis - 7460408

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ERNI Electronics
225690 ERNI-225690 Datasheet
37Kb / 1P
   BCS Powerelement Buchse M6 rundum
225691 ERNI-225691 Datasheet
37Kb / 1P
   BCS Powerelement Buchse M8 rundum
225687 ERNI-225687 Datasheet
33Kb / 1P
   BCS Powerelement Buchse M2,5 rundum
225414 ERNI-225414 Datasheet
306Kb / 1P
   ERNI BCS Powerelement Buchse M5
225683 ERNI-225683 Datasheet
35Kb / 1P
   BCS Powerelement Buchse M5 vollflachig
225682 ERNI-225682 Datasheet
34Kb / 1P
   BCS Powerelement Buchse M4 vollfl채chig
225681 ERNI-225681 Datasheet
33Kb / 1P
   BCS Powerelement Buchse M3
225417 ERNI-225417 Datasheet
314Kb / 1P
   ERNI BCS Powerelement Buchse M10
225415 ERNI-225415 Datasheet
307Kb / 1P
   ERNI BCS Powerelement Buchse M6
225684 ERNI-225684 Datasheet
35Kb / 1P
   BCS Powerelement Buchse M6 vollflachig
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com