Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2316BDS-T1-GE3 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI2316BDS-T1-GE3
Szczegółowy opis  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2316BDS-T1-GE3 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72609
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
25
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SOT-23
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.022
(0.559)
0.037
(0.950)
0.053
(1.341)
0.097
(2.459)
Return to Index
Return to Index


Podobny numer części - SI2316BDS-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2316BDS-T1-GE3 VBSEMI-SI2316BDS-T1-GE3 Datasheet
488Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - SI2316BDS-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com