Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA90BC0WFP-E2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Rohm

Numer części BA90BC0WFP-E2
Szczegółowy opis  1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA90BC0WFP-E2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Rohm

  BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA90BC0WFP-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
5/16
BAxxBC0 Series
BAxxBC0W Series
BA00BC0WCP-V5
Datasheet
TSZ02201-0R6R0A600120-1-2
TSZ22111・15・001
www.rohm.com
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
26.Jun.2012 Rev.001
●Typical Performance Curves (Unless otherwise specified, Ta = 25°C, Vcc = 8 V, VCTL = 2 V, IO = 0 mA)
0
0.5
1.0
1.5
3
Fig.4
Circuit Current
Fig.7
Load Stability
0
1
2
4
5
6
Fig.5
Input Stability (Io=0mA)
0
1
2
4
5
6
3
Fig.6
Input Stability (Io = 1 A)
0
1
2
4
5
6
3


Podobny numer części - BA90BC0WFP-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA90BC0WFP-E2 ROHM-BA90BC0WFP-E2 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
More results

Podobny opis - BA90BC0WFP-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BD15HC0WEFJ ROHM-BD15HC0WEFJ Datasheet
495Kb / 21P
   1A Fixed Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BD00GC0WEFJ-E2 ROHM-BD00GC0WEFJ-E2 Datasheet
476Kb / 22P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulator
BD00HC5WEFJ ROHM-BD00HC5WEFJ_12 Datasheet
494Kb / 22P
   1.5A Variable Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com