Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD8113JSTZ Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Devices

Numer części AD8113JSTZ
Szczegółowy opis  Audio/Video 60 MHz 16  16, G = 2 Crosspoint Switch
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8113JSTZ Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD8113JSTZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8113JSTZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
REV. A
AD8113
–4–
TIMING CHARACTERISTICS (Parallel)
Limit
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Data Setup Time
t1
20
ns
CLK Pulsewidth
t2
100
ns
Data Hold Time
t3
20
ns
CLK Pulse Separation
t4
100
ns
CLK to
UPDATE Delay
t5
0ns
UPDATE Pulsewidth
t6
50
ns
Propagation Delay,
UPDATE to Switch On or Off
50
ns
CLK,
UPDATE Rise and Fall Times
100
ns
RESET Time
200
ns
Specifications subject to change without notice.
Table II. Logic Levels
VIH
VIL
VOH
VOL
IIH
IIL
IOH
IOL
RESET, SER/PAR
RESET, SER/PAR
RESET, SER/PAR
RESET, SER/PAR
CLK, D0, D1, D2, D3, CLK, D0, D1, D2, D3,
CLK, D0, D1, D2, D3, CLK, D0, D1, D2, D3,
D4, A0, A1, A2, A3
D4, A0, A1, A2, A3
D4, A0, A1, A2, A3
D4, A0, A1, A2, A3
CE, UPDATE
CE, UPDATE
DATA OUT DATA OUT
CE, UPDATE
CE, UPDATE
DATA OUT DATA OUT
2.0 V min
0.8 V max
2.7 V min
0.5 V max
20
µA max
–400
µA min
–400
µA max 3.0 mA min
t5
t6
t4
t2
t1
t3
1
0
1
0
1 = LATCHED
CLK
D0–D4
A0–A2
0 = TRANSPARENT
UPDATE
Figure 2. Timing Diagram, Parallel Mode


Podobny numer części - AD8113JSTZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD8113JST AD-AD8113JST Datasheet
1Mb / 28P
   Audio/Video 60 MHz 16 X 16, G = 2 Crosspoint Switch
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com