Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG506AKN Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADG506AKN
Szczegółowy opis  CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG506AKN Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

  ADG506AKN Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG506AKN Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG506AKN Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG506AKN Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG506AKN Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG506AKN Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG506AKN Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG506AKN Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
ADG506A/ADG507A
–6–
REV. C
–Test Circuits
Note: All Digital Input Signal Rise and Fall Times Measured from 10% to 90% of 3 V. tR = tF = 20 ns.
Test Circuit 6. Switching Time of Multiplexer, tTRANSITION
Test Circuit 7. Break-Before-Make Delay, tOPEN
Test Circuit 1. RON
Test Circuit 2. IS (OFF)
Test Circuit 3. ID (OFF)
Test Circuit 4. ID (ON)
Test Circuit 5. IDIFF


Podobny numer części - ADG506AKN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG506AKN AD-ADG506AKN Datasheet
134Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506AKN AD-ADG506AKN Datasheet
143Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506AKN AD-ADG506AKN Datasheet
143Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506AKN AD-ADG506AKN Datasheet
133Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506AKN AD-ADG506AKN Datasheet
133Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
More results

Podobny opis - ADG506AKN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG507AKRUZ AD-ADG507AKRUZ Datasheet
143Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG507AKRZ AD-ADG507AKRZ Datasheet
143Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506A AD-ADG506A Datasheet
134Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506AKNZ AD-ADG506AKNZ Datasheet
143Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506ATQ AD-ADG506ATQ Datasheet
133Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506ATQ AD-ADG506ATQ Datasheet
154Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506ATE AD-ADG506ATE Datasheet
133Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG507AKPZ AD-ADG507AKPZ Datasheet
143Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506AKPZ AD-ADG506AKPZ Datasheet
133Kb / 8P
   CMOS 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
5962-89710013A AD-5962-89710013A Datasheet
415Kb / 20P
   CMOS Latched 8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com