Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FM25CL64B-DGTR Arkusz danych(PDF) 4 Page - Cypress Semiconductor

Numer części FM25CL64B-DGTR
Szczegółowy opis  64Kb Serial 3V F-RAM Memory
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FM25CL64B-DGTR Arkusz danych(HTML) 4 Page - Cypress Semiconductor

  FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 1Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor FM25CL64B-DGTR Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
FM25CL64B - 64Kb 3V SPI F-RAM
Document Number: 001-84477 Rev. *B
Page 4 of 17
SPI
Microcontroller
FM25CL64B
SO
SI
SCK
CS
HOLD
FM25CL64B
SO
SI SCK
CS
HOLD
SCK
MOSI
MISO
SS1
SS2
HOLD1
HOLD2
MOSI : Master Out Slave In
MISO : Master In Slave Out
SS : Slave Select
Figure 2. System Configuration with SPI port
Microcontroller
FM25CL64B
SO
SI SCK
CS
HOLD
P1.0
P1.1
P1.2
Figure 3. System Configuration without SPI port
SPI Mode 0: CPOL=0, CPHA=0
0
1
2
3
4
5
6
7
SPI Mode 3: CPOL=1, CPHA=1
0
1
2
3
4
5
6
7
Figure 4. SPI Modes 0 & 3


Podobny numer części - FM25CL64B-DGTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ramtron International C...
FM25CL64B-DGTR RAMTRON-FM25CL64B-DGTR Datasheet
307Kb / 14P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM25CL64B-DGTR CYPRESS-FM25CL64B-DGTR Datasheet
509Kb / 14P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
More results

Podobny opis - FM25CL64B-DGTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cypress Semiconductor
FM24CL64B CYPRESS-FM24CL64B_13 Datasheet
342Kb / 13P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM25CL64B RAMTRON-FM25CL64B Datasheet
307Kb / 14P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM24CL64B RAMTRON-FM24CL64B Datasheet
225Kb / 12P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM25CL64B CYPRESS-FM25CL64B Datasheet
509Kb / 14P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM24CL64B CYPRESS-FM24CL64B Datasheet
354Kb / 13P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM25CL64B-GA CYPRESS-FM25CL64B-GA Datasheet
425Kb / 15P
   Automotive Temp. 64Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM24C64B CYPRESS-FM24C64B_13 Datasheet
352Kb / 15P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM25640B RAMTRON-FM25640B Datasheet
213Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25640C RAMTRON-FM25640C Datasheet
321Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C64B RAMTRON-FM24C64B Datasheet
293Kb / 12P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com