Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQAF15N70 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQAF15N70
Szczegółowy opis  700V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF15N70 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF15N70 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF15N70 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
    

$ % &'())*+,) &-Ω.*,/)*
$ 0 1 ()2
$ 01 3(2
$  
$ /))4! 
$ 5!!6 " 
  
    
   




*
 * 
())
*
5
 1,3&72
% &
'
1,/))72
- )
'
5
 8 
 
9:
'
*
; * 
±9)
*
<
 8 '! <
 
%&)
=
5
'! 
 
% &
'
<
+!'! <
 
/3
=
!6
8>+ !!6
 
? &
*
8
81,3&72
/3)
@
"!3&7
) %-
@67
 
+
&&A/&)
7

B  
/6: & 
9))
7





+θ 
 + = 

/ )?
7@
 + = '"

?)
7@
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Podobny numer części - FQAF15N70

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF15N70 ISC-FQAF15N70 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - FQAF15N70

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bruckewell Technology L...
MSD2N70 BWTECH-MSD2N70 Datasheet
1,016Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF2N70 BWTECH-MSF2N70 Datasheet
1Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF6N70 BWTECH-MSF6N70 Datasheet
959Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP2N70S SEMIHOW-HFP2N70S Datasheet
949Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
HFD1N70 SEMIHOW-HFD1N70 Datasheet
730Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N70 FAIRCHILD-FQP6N70 Datasheet
763Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR10N70FG FOSTER-FIR10N70FG Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU6NA70 PANJIT-PJU6NA70 Datasheet
442Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR4N70FG FOSTER-FIR4N70FG Datasheet
6Mb / 10P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS15N70K HMSEMI-HMS15N70K Datasheet
1Mb / 7P
   700V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com