Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF5800 Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF5800
Szczegółowy opis  Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5800 Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF5800_03 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5800_03 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5800_03 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5800_03 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5800_03 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5800_03 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5800_03 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF5800_03 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF5800
6
www.irf.com
Fig 13. Typical On-Resistance Vs.
Drain Current
Fig 12. Typical On-Resistance Vs.
Gate Voltage
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
-VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
ID = -4.0A
0
5
10
15
20
-ID , Drain Current (A)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
VGS = -10V
VGS = -4.5V


Podobny numer części - IRF5800_03

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF5800PBF IRF-IRF5800PBF Datasheet
112Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRF5800_03

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLML6302PBF IRF-IRLML6302PBF_07 Datasheet
285Kb / 8P
   technology, Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
IRF7663PBF IRF-IRF7663PBF Datasheet
151Kb / 7P
   Trench Technology, Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
IRF7750GPBF IRF-IRF7750GPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance Dual P-Channel MOSFET
IRLML6401PBF IRF-IRLML6401PBF_10 Datasheet
196Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET, SOT-23 Footprint
IRF7331PBF IRF-IRF7331PBF_08 Datasheet
220Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance Dual N-Channel MOSFET
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com