Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA00ASFP-E2 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Rohm

Numer części BA00ASFP-E2
Szczegółowy opis  Regulator, low drop-out type with ON/OFF switch
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA00ASFP-E2 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BA00ASFP-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
BA
ΟΟST / BAΟΟSFP series
Regulator ICs
11/11
10
8
6
4
2
0
0
1.0
2.0
OUTPUT CURRENT : IOUT (A)
Vcc=10V
Fig.10
Current limit characteristics
BA05ST
6
5
4
3
2
1
0
010
20
30
40
50
INPUT VOLTAGE : VCC (V)
BA05ST
Fig.11
Over voltage protection
characteristics
!
!
!
!
External Dimensions (Units: mm)
TO220FP-5
TO252-5
1
0.8
φ3.2±0.1
1.2
23 4 5
1.778
0.5
+0.1
2.85
10.0 +
0.3
−0.1
7.0
4.5 +
0.3
−0.1
2.8 +
0.2
−0.1
1pin : CTL
2pin : VCC
3pin : GND
4pin : OUT
5pin : N.C.
+0.3
−0.1
6.5±0.2
1
2
3
5
4
0.5
1.27 0.5±0.1
2.3±0.2
0.5±0.1
5.1 −0.1
+0.2
1.0±0.2


Podobny numer części - BA00ASFP-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA00ASFP ROHM-BA00ASFP Datasheet
119Kb / 10P
   Regulator, low drop-out type with ON/OFF switch
More results

Podobny opis - BA00ASFP-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA00ST ROHM-BA00ST Datasheet
119Kb / 10P
   Regulator, low drop-out type with ON/OFF switch
BA00ST ROHM-BA00ST_1 Datasheet
129Kb / 11P
   Regulator, low drop-out type with ON/OFF switch BA??ST / BA??SFP series
BAOOST ROHM-BAOOST Datasheet
245Kb / 12P
   Low saturation voltage type regulator with ON / OFF switch
logo
New Japan Radio
NJM2930 NJRC-NJM2930 Datasheet
269Kb / 7P
   LOW DROP OUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Infineon Technologies A...
TLE4294GV50 INFINEON-TLE4294GV50 Datasheet
677Kb / 10P
   Low Drop Out Voltage Regulator
Rev. 1.1, February 2008
logo
TOKO, Inc
TK111XXM TOKO-TK111XXM Datasheet
85Kb / 16P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK112XXA TOKO-TK112XXA Datasheet
382Kb / 34P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK113XXBM TOKO-TK113XXBM Datasheet
123Kb / 16P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK112XXCM TOKO-TK112XXCM Datasheet
181Kb / 22P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
TK114XX TOKO-TK114XX Datasheet
225Kb / 24P
   VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com