Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD9N15 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD9N15
Szczegółowy opis  150V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD9N15 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD9N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD9N15 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,*-.//Ω, 0 
,1-.2--.2 /3/0 
"  !"  --µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





C+
 C<+ 
+-'+4-5*'µ(
)*'


+
∆C+
$∆
C<+ 
 
4-5*'µ(, 5*6

' )8

+$6
4
D9+ 
+-)*'++-'+


)
µ(
+-)5'+-)*'6


)'
µ(
4
9C0<
+-5*++-'+


)''
(
4
9C0<,!
+-5*++-'+


)''
(
 
+
9 + 
+-+4-5*'µ(
5 '

. '
+
,
  , 
+-)'+4-? *(

' ?
' .

   
+-.'+4-? *(

. E


 

4  
+-5*++-'+
-) 'F#


?5'
.)'


  

8'
)''


,!  

)&
5*

   

 
+-&*+4-E '(
,-5*Ω


* *
5'


,

*8
)5'


 

55
**


 

.'
E'

G
 9
+-)5'+4-E '(
+-)'+


)'
)?

G
9 

5 ?


G
9

. &


     
4
B 


& '
(
4
B7  


58
(
+
 + 
+-'+4-& '(


) *
+

,!, !
+-'+4-E '(
4$-)''($µ

8?


G
,!, !

' 5@

µ


Podobny numer części - FQD9N15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD9N15 ISC-FQD9N15 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results

Podobny opis - FQD9N15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com