Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

N0439N Arkusz danych(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

Numer części N0439N
Szczegółowy opis  N-channel MOSFET 40 V, 90 A, 3.3 m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

N0439N Arkusz danych(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  N0439N Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp N0439N Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp N0439N Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp N0439N Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp N0439N Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp N0439N Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp N0439N Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
N0439N
R07DS1065EJ0100 Rev.1.00
Page 5 of 6
Jun 13, 2013
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
CAPACITANCE vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
0
1
2
3
4
5
6
-100
0
100
200
V
GS=10V
I
D=45A
Pulsed
Tch - Channel Temperature - °C
100
1000
10000
0.1
1
10
100
Ciss
Coss
Crss
VGS=0V
f=1MHz
VDS - Drain to Source Voltage - V
SWITCHING CHARACTERISTICS
DYNAMIC INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
VDD=20V
V
GS=10V
R
G=0Ω
td(off)
t
d(on)
t
r
t
f
ID - Drain Current - A
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1020
3040
5060
70
0
2
4
6
8
10
12
14
V
GS
V
DS
V
DD=32V
20V
8V
I
D=90A
QG - Gate Charge - nC
SOURCE TO DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE
REVERSE RECOVERY TIME vs.
DRAIN CURRENT
0.1
1
10
100
1000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Pulsed
V
GS=0V
V
GS=10V
VF(S-D) - Source to Drain Voltage - V
1
10
100
0.1
1
10
100
di/dt=100A/us
V
GS=0V
IF - Drain Current - A


Podobny numer części - N0439N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
N0439N ISC-N0439N Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - N0439N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PSMN3R3-40YS NXP-PSMN3R3-40YS Datasheet
255Kb / 15P
   N-channel LFPAK 40 V 3.3 m廓 standard level MOSFET
Rev. 01-8 March 2010
logo
Fairchild Semiconductor
FCB36N60NTM FAIRCHILD-FCB36N60NTM Datasheet
239Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 36 A, 90 m廓
FCB36N60N FAIRCHILD-FCB36N60N Datasheet
239Kb / 8P
   N-Channel SupreMOS짰 MOSFET 600 V, 36 A, 90 m廓
FDS4897AC FAIRCHILD-FDS4897AC Datasheet
413Kb / 10P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40 V, 6.1 A, 26 m廓 P-Channel: -40 V, -5.2 A, 39 m廓
FDD6796 FAIRCHILD-FDD6796 Datasheet
287Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDMS8848NZ FAIRCHILD-FDMS8848NZ Datasheet
295Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 49 A, 3.1 m廓
FDD8426H FAIRCHILD-FDD8426H Datasheet
469Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40 V, 12 A, 12 m廓 P-Channel: -40 V, -10 A, 17 m廓
logo
ON Semiconductor
NVMJST3D3N04C ONSEMI-NVMJST3D3N04C Datasheet
195Kb / 7P
   MOSFET – Power, Single N-Channel 40 V, 3.3 m, 157 A
August, 2022 - Rev. 1
NVMYS3D5N04C ONSEMI-NVMYS3D5N04C Datasheet
334Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 3.3 m, 102 A
July, 2019 ??Rev. 0
NTMYS3D5N04C ONSEMI-NTMYS3D5N04C Datasheet
331Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single, N-Channel 40 V, 3.3 m, 102 A
June, 2019-Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com