Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP2N30 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP2N30
Szczegółowy opis  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP2N30 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP2N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*+#,-./0/Ω, 1 
- .200.2µ /3/1 
"  !"  00µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





B+
 B=+ 
+-*+4-&5*µ(
)**


+
∆B+
$∆
B=+ 
 
4-&5*µ(, &56

* &C

+$6
4
D:+ 
+-)**++-*+


'
µ(
+-&9*+-'&56


'*
µ(
4
:B0=
+-)*++-*+


'**
(
4
:B0=,!
+-)*++-*+


'**
(
 
+
: + 
+-+4-&5*µ(
) *

5 *
+
,
  
, 
+-'*+4-' *5(

& ..
) .

   
+-5*+4-' *5(

' &9


 

4  
+-&5++-*+
-' *E#


'**
')*


  

&5
)5


,!  

) *
9 *

   

 
+-'5*+4-& '(
,-&5Ω


A *
&&


,

&A
A*


 

5 5
&'


 

&'
5*

F
 :
+-&9*+4-& '(
+-'*+


) .
5 *

F
: 

' *


F
:

& *


     
4
@ 


& '
(
4
@7  


8 9
(
+
 + 
+-*+4-& '(


' 5
+

,!, !
+-*+4-& '(
4$-'**($µ

'*8


F
,!, !

* &A

µ


Podobny numer części - FQP2N30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N40 FAIRCHILD-FQP2N40 Datasheet
727Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP2N40 ISC-FQP2N40 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N50 FAIRCHILD-FQP2N50 Datasheet
717Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQP2N60 FAIRCHILD-FQP2N60 Datasheet
570Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP2N60C FAIRCHILD-FQP2N60C Datasheet
830Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQP2N30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com