Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP7N20 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP7N20
Szczegółowy opis  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP7N20 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP7N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP7N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP7N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP7N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP7N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP7N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP7N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP7N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 ?    #
"B!   ?




(


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

%5+E50<5H++<<+*<E<+5:E%I<E%:<@5EHH+E<+5<%J
9+HE<+<559+*<+<05%C505JH5+<5: %5+E50<%H<%J
05%C505J%+55:HE<%9905%5+H<%J9+H+5+H5<+5C<E<+<5K
<5E<+<5*<J%J05<<H<+59%<+5:E+E<+5:EE<+

%5+E50 9+H %+<  %HE+5D< + H< % +55%0 9< 5 05< H99+
<*5< + J< @5EH E< <L9+< @+5< %99+*%0  %5+E50 <5H+
5<+%5%0
%M
/ 0! ! 
 13  "
1"3 1 3 
    
!   "   " "  B  
  N
( %     
!          "
" B    
!   !

    !"
   !"
#"#
 !
%! 5
!5

   
 !     
 
9 
9 
  
  ""  
    !?
 !

5 
 9 
       
  !? 
 !
" 
59 
    
" "    
  


Podobny numer części - FQP7N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP7N20 ISC-FQP7N20 Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP7N20L FAIRCHILD-FQP7N20L Datasheet
558Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQP7N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com