Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP7N80 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP7N80
Szczegółowy opis  800V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP7N80 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP7N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP7N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP7N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP7N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP7N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP7N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP7N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP7N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  
"#

 ?    #
"B!   ?




7


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

&5*E5/<5H**<<*)<E<*5:E&I<E&:<@5EHH*E<*5<&J
9*HE<*<559*)<*</5&C5/5JH5*<5: &5*E5/<&H<&J
/5&C5/5J&*55:HE<&99/5&5*H<&J9*H*5*H5<*5C<E<*<5K
<5E<*<5)<J&J/5<<H<*59&<*5:E*E<*5:EE<*

&5*E5/ 9*H &*<  &HE*5D< * H< & *55&/ 9< 5 /5< H99*
<)5< * J< @5EH E< <L9*< @*5< &99*)&/  &5*E5/ <5H*
5<*&5&/
&M
, /! ! 
 02  "
0"2 0 2 
    
!   "   " "  B  
  N
7 &     
!          "
" B    
!   !

    !"
   !"
#"#
 !
&! 5
!5

   
 !     
 
9 
9 
  
  ""  
    !?
 !

5 
 9 
       
  !? 
 !
" 
59 
    
" "    
  


Podobny numer części - FQP7N80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP7N80C FAIRCHILD-FQP7N80C Datasheet
848Kb / 10P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Thinki Semiconductor Co...
FQP7N80C THINKISEMI-FQP7N80C Datasheet
1Mb / 8P
   6.6A,800V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP7N80C ISC-FQP7N80C Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Podobny opis - FQP7N80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com