Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP7P20 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP7P20
Szczegółowy opis  200V P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP7P20 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP7P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP7P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP7P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP7P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP7P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP7P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP7P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP7P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./0-10Ω, 2 
,-./311/3µ 0402 
"  !"  11µ 5%(%(  6
7 %   8   # 


 





B+
 B=+ 
+-*+7-)5*µ(
)**


+
∆B+
$∆
B=+ 
 
7-)5*µ(, )58

* 1

+$8
7
C:+ 
+-)**++-*+


1
µ(
+-1.*+-1)58


1*
µ(
7
:B2=
+-'*++-*+


1**
(
7
:B2=,!
+-'*++-*+


1**
(
 
+
: + 
+-+7-)5*µ(
' *

5 *
+
,
  
, 
+-1*+7-' .5(

* 59
* ./

   
+-9*+7-' .5(

9 9


 

7  
+-)5++-*+
-1 *D#


5/*
&&*


  

19*
1A*


,!  

)5
'5

   

 
+-1**+7-& '(
,-)5Ω


15
9*


,

11*
)'*


 

'*
&*


 

9)
/*

E
 :
+-1.*+7-& '(
+-1*+


1/
)5

E
: 

9 .


E
:

/ 5


     
7
@ 


& '
(
7
@  


)/ )
(
+
 + 
+-*+7-& '(


5 *
+

,!, !
+-*+7-& '(
7$-1**($µ

1A*


E
,!, !

1 *&

µ


Podobny numer części - FQP7P20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP7P06 FAIRCHILD-FQP7P06 Datasheet
657Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQP7P20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com