Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF10N20 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF10N20
Szczegółowy opis  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF10N20 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF10N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF10N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
      % ! 
  

& ' (%)**+,-* .'Ω/+-0*+
& 1 2 0. 34
& 12 0.4
&  
& 0**5! 
& 6!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
6

2-)374
' (
%
2-0**74
8 .
%
6

9 
 
): )
%
+
; + 
±.*
+
<
 9 %! <
 
0(*
=
6
%! 
 
' (
%
<
,!%! <
 
8 *
=
!$
9>, !!$
 
3 3
+$
9
92-)374
8*
?
"!)37
* .)
?$7
 
,
33@03*
7

A  
0$( 3 
.**
7





,θ 
 , = 

. 0.
7?
 , = %"

') 3
7?
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"





 



Podobny numer części - FQPF10N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF10N20C FAIRCHILD-FQPF10N20C Datasheet
875Kb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF10N20C ISC-FQPF10N20C Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF10N20L FAIRCHILD-FQPF10N20L Datasheet
569Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQPF10N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com