Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL312ACPZ Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL312ACPZ
Szczegółowy opis  3-Axis, ±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 g Digital Accelerometer
Pobierz  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL312
Rev. 0 | Page 7 of 32
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
N>1000 unless otherwise noted.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
–150 –120
–60
–30
–90
0
60
30
90
120
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 3. X-Axis Zero-g Bias. 25°C, VS = VDD I/O = 3.3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
–150 –120
–60
–30
–90
0
60
30
90
120
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 4. Y Axis Zero-g Bias, 25°C, VS = VDD I/O = 3.3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
–250 –200
–100
–50
–150
0
100
50
150
200
250
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 5. Z Axis Zero-g Bias, 25°C, VS = VDD I/O = 3.3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ZERO g TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 6. X-Axis Zero-g Bias Drift, VS = VDD I/O = 3.3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ZERO g TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 7. Y-Axis Zero-g Bias Drift, VS = VDD I/O = 3.3 V
0
5
10
15
20
25
ZERO g TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 8. Z-Axis Zero-g Bias Drift, VS = VDD I/O = 3.3 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl