Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADW50007Z-0REEL7 Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADW50007Z-0REEL7
Szczegółowy opis  12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
Pobierz  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
AD5452W
Data Sheet
Rev. 0 | Page 8 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 4. INL vs. Code
Figure 5. DNL vs. Code
Figure 6. INL vs. Reference Voltage
Figure 7. DNL vs. Reference Voltage
Figure 8. TUE vs. Code
Figure 9. TUE vs. Reference Voltage
0.5
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
2584
4096
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
2584
4096
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
–1.00
–0.75
–0.50
–0.25
0
0.25
0.50
0.75
1.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REFERENCE VOLTAGE (V)
TA = 25°C
VDD = 5V
AD5452
MAX INL
MIN INL
–2.0
–1.5
–1.0
–0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REFERENCE VOLTAGE (V)
TA = 25°C
VDD = 5V
AD5452
MAX DNL
MIN DNL
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
2584
4096
CODE
TA = 25°C
VREF = 10V
VDD = 5V
–2.0
–1.5
–1.0
0
1.0
1.5
2.0
2
3
4
5
8
9
10
REFERENCE VOLTAGE (V)
7
6
MAX TUE
–0.5
0.5
TA = 25°C
VDD = 5V
AD5452
MIN TUE




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl