Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADW50007Z-0REEL7 Datasheet(Arkusz danych) 11 Page - Analog Devices

Numer części ADW50007Z-0REEL7
Szczegółowy opis  12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
Pobierz  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 11 page
background image
Data Sheet
AD5452W
Rev. 0 | Page 11 of 24
Figure 22. Power Supply Rejection Ratio vs. Frequency
Figure 23. THD + Noise vs. Frequency
Figure 24. Wideband SFDR vs. fOUT Frequency
Figure 25. Wideband SFDR, fOUT = 20 kHz, Clock = 1 MHz
Figure 26. Wideband SFDR, fOUT = 50 kHz, Clock = 1 MHz
Figure 27. Narrow-Band SFDR, fOUT = 20 kHz, Clock = 1 MHz
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
10
–100
–90
–70
–50
–30
–10
TA = 25°C
VDD = 3V
AD8038 AMPLIFIER
–80
–60
–40
–20
0
FULL SCALE
ZERO SCALE
TA = 25°C
VDD = 5V
VREF = ±3.5V
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
–60
–90
–85
–75
–65
–80
–70
0
50
fOUT (kHz)
100
0
40
20
30
40
10
80
60
20
TA = 25°C
VREF = ±3.5V
AD8038 AMPLIFIER
MCLK = 500kHz
MCLK = 1MHz
MCLK = 200kHz
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
0
500k
TA = 25°C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038 AMPLIFIER
FREQUENCY (Hz)
400k
300k
200k
100k
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
0
500k
FREQUENCY (Hz)
400k
300k
200k
100k
TA = 25°C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038 AMPLIFIER
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
10k
30k
FREQUENCY (Hz)
25k
20k
15k
TA = 25°C
VDD = 5V
VREF = 3.5V
AD8038 AMPLIFIER




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl