Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADR280ART-REEL Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części ADR280ART-REEL
Szczegółowy opis  1.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR280ART-REEL Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADR280ART-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR280ART-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
ADR280
Rev. C | Page 10 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
3.04
2.90
2.80
PIN 1
1.40
1.30
1.20
2.64
2.10
1.90 BSC
1
2
3
SEATING
PLANE
1.12
0.89
0.10
0.01
0.50
0.30
0.20
0.08
0.60
0.50
0.40
0.95 BSC
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS TO-236-AB
Figure 22. 3-Lead Small Outline Transistor Package [SOT-23-3]
(RT-3)
Dimensions shown in millimeters
20.20
MIN
1.00 MIN
0.75 MIN
1.10
1.00
0.90
1.50 MIN
7” REEL 100.00
OR
13” REEL 330.00
7” REEL 50.00 MIN
OR
13” REEL 100.00 MIN
DIRECTION OF UNREELING
0.35
0.30
0.25
2.80
2.70
2.60
1.55
1.50
1.45
4.10
4.00
3.90
1.10
1.00
0.90
2.05
2.00
1.95
8.30
8.00
7.70
3.20
3.10
2.90
3.55
3.50
3.45
13.20
13.00
12.80
14.40 MIN
9.90
8.40
6.90
Figure 23. Tape and Reel Dimensions
(RT-3)
Dimensions shown in millimeters
ALL DIMENSIONS COMPLIANT WITH EIAJ SC70
0.40
0.25
0.10 MAX
1.00
0.80
SEATING
PLANE
1.10
0.80
0.40
0.10
0.26
0.10
0.30
0.20
0.10
2
1
3
PIN 1
0.65 BSC
2.20
2.00
1.80
2.40
2.10
1.80
1.35
1.25
1.15
0.10 COPLANARITY
Figure 24. 3-Lead Thin Shrink Small Outline Transistor Package [SC70]
(KS-3)
Dimensions shown in millimeters


Podobny numer części - ADR280ART-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADR280ART-REEL AD-ADR280ART-REEL Datasheet
498Kb / 8P
   1.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference
REV. A
ADR280ART-REEL7 AD-ADR280ART-REEL7 Datasheet
498Kb / 8P
   1.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference
REV. A
More results

Podobny opis - ADR280ART-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADR280 AD-ADR280 Datasheet
498Kb / 8P
   1.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference
REV. A
ADR280 AD-ADR280_15 Datasheet
849Kb / 12P
   1.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference
REV. C
ADCMP380 AD-ADCMP380 Datasheet
271Kb / 10P
   Ultralow Power Voltage Comparator with Reference
AD1580ART-REEL7 AD-AD1580ART-REEL7 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
AD1580ART AD-AD1580ART Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
AD1580BRT-R2 AD-AD1580BRT-R2 Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
REV. F
AD1580BRT AD-AD1580BRT Datasheet
368Kb / 12P
   1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
Rev. F
ADR512ARTZ-REEL7 AD-ADR512ARTZ-REEL7 Datasheet
282Kb / 12P
   1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. A
ADR512 AD-ADR512_15 Datasheet
282Kb / 12P
   1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. A
ADR512 AD-ADR512 Datasheet
208Kb / 8P
   1.2 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com