Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HLMP-CE30-SVC00 Arkusz danych(PDF) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Numer części HLMP-CE30-SVC00
Szczegółowy opis  T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance InGaN Blue, Green and Cyan Lamps
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Strona internetowa  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-CE30-SVC00 Arkusz danych(HTML) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-CE30-SVC00 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
5
Package Dimensions
Package A
Package B
HLMP-Cx16
HLMP-Cx24
HLMP-Cx31
d = 1.6 ± 0.18
d = 1.40 ± 0.5
d = 1. ± 0.50
(0.496 ± 0.007)
(0.488 ± 0.010)
(0.481 ± 0.00)
Notes:
1. Dimensions in mm.
2. Tolerance ± 0.1 mm unless otherwise noted.
1.14 ± 0.20
(0.045 ± 0.008)
5.80 ± 0.20
(0.228 ± 0.008)
5.00 ± 0.20
(0.197 ± 0.008)
31.60
(1.244) MIN.
0.70 (0.028)
MAX.
1.00
(0.039)
MIN.
8.71 ± 0.20
(0.343 ± 0.008)
2.54 ± 0.38
(0.100 ± 0.015)
0.50 ± 0.10
(0.020 ± 0.004) SQ. TYP.
CATHODE
LEAD
2.35 (0.093)
MAX.
CATHODE
FLAT
1.14 ± 0.20
(0.045 ± 0.008)
5.80 ± 0.20
(0.228 ± 0.008)
5.00 ± 0.20
(0.197 ± 0.008)
31.60
(1.244) MIN.
0.70 (0.028)
MAX.
1.00
(0.039)
MIN.
8.71 ± 0.20
(0.343 ± 0.008)
2.54 ± 0.38
(0.100 ± 0.015)
0.50 ± 0.10
(0.020 ± 0.004) SQ. TYP.
CATHODE
LEAD
CATHODE
FLAT
d
1.50 ± 0.15
(0.059 ± 0.006)


Podobny numer części - HLMP-CE30-SVC00

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-CE30-SVCXX AVAGO-HLMP-CE30-SVCXX Datasheet
352Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance InGaN Blue, Green and Cyan Lamps
More results

Podobny opis - HLMP-CE30-SVC00

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-CXXX AVAGO-HLMP-CXXX Datasheet
352Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance InGaN Blue, Green and Cyan Lamps
HLMP-CM30-M0000 AVAGO-HLMP-CM30-M0000 Datasheet
306Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance InGaN Blue, Green and Cyan Lamps
HLMP-CM15-S0000 AVAGO-HLMP-CM15-S0000 Datasheet
367Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance InGaN Blue, Green and Cyan Lamps
HLMP-CB11 AVAGO-HLMP-CB11_08 Datasheet
237Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Extra Bright Precision Optical Performance InGaN LED Lamps
HLMP-CXXX AVAGO-HLMP-CXXX Datasheet
379Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm) Extra Bright Precision Optical Performance InGaN LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMPDL24 HP-HLMPDL24 Datasheet
179Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-EL55 AVAGO-HLMP-EL55 Datasheet
240Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
HLMP-EJ30-RU0DD AVAGO-HLMP-EJ30-RU0DD Datasheet
395Kb / 15P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
HLMP-EG10-WZ000 AVAGO-HLMP-EG10-WZ000 Datasheet
395Kb / 15P
   T-13/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-CB15 HP-HLMP-CB15 Datasheet
213Kb / 4P
   T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance InGaN Blue and Green LEDs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com