Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADG3300BRUZ Arkusz danych(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
ADG3300BRUZ Arkusz danych(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 20 page ADG3300 Rev. 0 | Page 5 of 20 Parameter Symbol Conditions Min Typ2 Max Unit POWER REQUIREMENTS Power Supply Voltages VCCA VCCA ≤ VCCY 1.15 5.5 V VCCY 1.65 5.5 V Quiescent Power Supply Current ICCA VA = 0 V/VCCA, VY = 0 V/VCCY, VCCA = VCCY = 5.5 V, EN = 1 0.17 5 µA ICCY VA = 0 V/VCCA, VY = 0 V/VCCY, VCCA = VCCY = 5.5 V, EN = 1 0.27 5 µA Three-State Mode Power Supply Current IHiZA VCCA = VCCY = 5.5 V, EN = 0 0.1 5 µA IHiZY VCCA = VCCY = 5.5 V, EN = 0 0.1 5 µA 1 Temperature range is a follows: B version: −40°C to +85°C. 2 All typical values are at TA = 25°C, unless otherwise noted. 3 Guaranteed by design; not subject to production test. |
Podobny numer części - ADG3300BRUZ |
|
Podobny opis - ADG3300BRUZ |