Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADW54010Z-0REEL Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADW54010Z-0REEL
Szczegółowy opis  CMOS Low Voltage 2.5 Ω Dual SPDT Switch
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADG736
Data Sheet
Rev. D | Page 6 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
ADG736
TOP VIEW
(Not to Scale)
IN1
1
S1A
2
GND
3
S2A
4
IN2
5
D1
S1B
VDD
S2B
D2
10
9
8
7
6
Figure 2. Pin Configuration
Table 4. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
IN1
Logic Control Input.
2
S1A
Source Terminal. May be an input or output.
3
GND
Ground (0 V) Reference.
4
S2A
Source Terminal. May be an input or output.
5
IN2
Logic Control Input.
6
D2
Drain Terminal. May be an input or output.
7
S2B
Source Terminal. May be an input or output.
8
VDD
Most Positive Power Supply Potential.
9
S1B
Source Terminal. May be an input or output.
10
D1
Drain Terminal. May be an input or output.
Table 5. Truth Table
Logic
Switch A
Switch B
0
Off
On
1
On
Off




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12